Part Number Hot Search : 
80000 SI9430 M5675 ICS308RT CSB20C04 1N5398 SM80C15 2SK246GR
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZMM27 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZMM 1 ... ZMM 100 (500 mW) Surface mount Silicon Planar Zener Diodes Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung
0.3
0.1
Silizium-Planar-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage 500 mW 1...100 V SOD-80 DO-213AA 0.05 g see page 18 siehe Seite 18
1.45
Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung Glass case MiniMELF Glasgehause MiniMELF Weight approx. - Gewicht ca. Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
3.5
Type
0.1
Dimensions / Mae in mm
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationa-len Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft TA = 25/C
0.30.1
Grenz- und Kennwerte Ptot Tj TS RthA 500 mW 1) - 50...+175/C - 50...+175/C < 300 K/W 1)
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
) Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 2 ) Tested with pulses tp = 20 ms - Gemessen mit Impulsen tp = 20 ms 3 ) The ZMM 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by the blue ring is to be connected to the negative pole. Die ZMM 1 ist eine in Durchla betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die durch den blauen Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. 1 07.01.2003
1
ZMM 1 ... ZMM 100 (500 mW) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 1) Zener-Spanng. 1) IZ = 5 mA Vzmin [V] Vzmax Dynamic resistance Inhar. diff. Widerstand rzj [S] at f = 1 kHz IZ = 5 mA IZ = 1 mA Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. "VZ [10-4 //C]
Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 100 nA VR [V] Z-current 2) Z-Strom 2) TA = 25/C IZmax [mA]
ZMM 1 3) ZMM 2.4 ZMM 2.7 ZMM 3.0 ZMM 3.3 ZMM 3.6 ZMM 3.9 ZMM 4.3 ZMM 4.7 ZMM 5.1 ZMM 5.6 ZMM 6.2 ZMM 6.8 ZMM 7.5 ZMM 8.2 ZMM 9.1 ZMM 10 ZMM 11 ZMM 12 ZMM 13 ZMM 15 ZMM 16 ZMM 18 ZMM 20 ZMM 22 ZMM 24 ZMM 27 ZMM 30 ZMM 33 ZMM 36 ZMM 39 ZMM 43 ZMM 47 ZMM 51 ZMM 56 ZMM 62 ZMM 68 ZMM 75 ZMM 82 ZMM 91 ZMM 100
0.71 2.28 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94
0.82 2.56 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106
<8 < 85 < 85 < 85 < 85 < 85 < 85 < 75 < 60 < 35 < 25 < 10 <8 <7 <7 < 10 < 15 < 20 < 20 < 26 < 30 < 40 < 50 < 55 < 55 < 80 < 80 < 80 < 80 < 80 < 90 < 90 <110 < 125 < 135 < 150 < 200 < 250 < 300 < 450 < 450
< 50 < 600 < 600 < 600 < 600 < 600 < 600 < 600 < 600 < 550 < 450 < 200 < 150 < 50 < 50 < 50 < 70 < 70 < 90 < 110 < 110 < 170 < 170 < 220 < 220 < 220 < 220 < 220 < 220 < 220 < 500 < 500 < 600 < 700 < 700 < 1000 < 1000 < 1000 < 1500 < 2000 < 5000
-26...-23 -9...-6 -9...-6 -8...-5 -8...-5 -8...-5 -8...-5 -6...-3 -5...+2 -2...+2 -5...+5 +3...+6 +3...+7 +3...+7 +3...+8 +3...+9 +3...+10 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +5...+12 +5...+12 +5...+12
- 1 (50:A) 1 (10:A) 1 (4:A) 1 (2:A) 1 (2:A) 1 (2:A) 1 (1:A) 1 (0.5:A) 1 1 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75
400 195 172 156 143 132 122 109 100 93 83 76 69 63 57 52 47 43 39 35 32 29 26 24 21 20 17 16 14 13 12 11 10 9 8 8 7 6 6 5 5
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite
2
ZMM 1 ... ZMM 100 (500 mW)
Breakdown characteristics (typical values), current pulsed Abbruchkennlinien (typische Werte), Strom gepulst
3
4


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZMM27

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X